Part Number Hot Search : 
74F843 SC1563 2SD1480P ICROS 03R10 DMR09C3 42450 2M24Z
Product Description
Full Text Search
 

To Download Q62702-P54 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 BPX 60
Silizium-Fotodiode mit erhohter Blauempfindlichkeit Silicon Photodiode with Enhanced Blue Sensitive
BPX 60
Mae in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.
Wesentliche Merkmale q Speziell geeignet fur Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 1100 nm q Hohe Fotoempfindlichkeit q Hermetisch dichte Metallbauform (ahnlich TO-5) Anwendungen q Lichtschranken fur Gleich- und Wechsellichtbetrieb q Industrieelektronic q "Messen/Steuern/Regeln"
Features q Especially suitable for applications from 350 nm to 1100 nm q High photosensitivity q Hermetically sealed metal package (similar to TO-5) Application q Photointerrupters q Industrial electronics q For control and circuits drive
Typ Type BPX 60
Bestellnummer Ordering Code Q62702-P54
Semiconductor Group
353
10.95
fmo06011
BPX 60
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Description Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Lottemperatur (Lotstelle 2 mm vom Gehause entfernt bei Lotzeit t 3 s) Soldering temperature in 2 mm distance from case bottom (t 3 s) Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 C Total power dissipation Symbol Symbol Wert Value - 40 ... + 125 230 Einheit Unit C C
Top; Tstg TS
VR Ptot
32 250
V mW
Kennwerte (TA = 25 C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 C, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Fotoempfindlichkeit, VR = 5 V Spectral sensitivity Wellenlange der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit Symbol Symbol Wert Value 70 850 350 ... 1100 Einheit Unit nA/Ix nm nm
S
S max
S = 10 % von Smax
Spectral range of sensitivity S = 10 % of Smax Bestrahlungsempfindliche Flache Radiant sensitive area Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Flache Dimensions of radiant sensitive area Abstand Chipoberflache zu Gehauseoberflache Distance chip front to case surface Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 10 V Dark current
A LxB LxW H
7.45 2.73 x 2.73
mm2 mm
1.9 ... 2.3
mm
55 7 ( 55)
Grad deg. nA
IR
Semiconductor Group
354
BPX 60
Kennwerte (TA = 25 C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 C, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Description Spektrale Fotoempfindlichkeit, = 400 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, = 400 nm Quantum yield Leerlaufspannung, Ev = 1000 Ix Open-circuit voltage Kurzschlustrom Short-circuit current Ee = 0.5 mW/cm2, = 400 nm Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 1 k; VR = 5 V; = 850 nm; Ip = 70 A Durchlaspannung, IF = 100 mA, E = 0 Forward voltage Kapazitat, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Rauschaquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 10 V, = 400 nm Nachweisgrenze, VR = 10 V, = 400 nm Detection limit Symbol Symbol Wert Value 0.20 0.62 460 7.4 ( 5.4) Einheit Unit A/W Electrons Photon mV A
S
VO ISC
tr, tf
3.0
s
VF C0 TCV TCI NEP
1.3 580 - 2.6 0.18 2.4 x 10-13
V pF mV/K %/K W Hz cm * Hz W
D*
1.2 x 1012
Semiconductor Group
355
BPX 60
Relative spectral sensitivity Srel = f ()
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-circuit-voltage VO = f (Ev)
Total power dissipation Ptot = f (TA)
Dark current IR = f (VR), E = 0
Capacitance C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
Dark current IR = f (TA), VR = 10 V
Directional characteristics Srel = f ()
Semiconductor Group
356


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of Q62702-P54

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X